| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
430 Fiches technique(PDF) 15 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
430 Fiches technique(HTML) 15 Page - Intel Corporation |
|
15 / 100 page ![]() Datasheet 15 Electrical Specifications Table 2. Voltage Identification Definition VID 6 VID 5 VID 4 VID 3 VID 2 VID 1 VCC_MAX VID 6 VID 5 VID 4 VID 3 VID 2 VID 1 VCC_MAX 11110 1 0.8500 01111 0 1.2375 11110 0 0.8625 01110 1 1.2500 11101 1 0.8750 01110 0 1.2625 11101 0 0.8875 01101 1 1.2750 11100 1 0.9000 01101 0 1.2875 11100 0 0.9125 01100 1 1.3000 11011 1 0.9250 01100 0 1.3125 11011 0 0.9375 01011 1 1.3250 11010 1 0.9500 01011 0 1.3375 1 1 0 1 0 0 0.9625 01010 1 1.3500 1 1 0 0 1 1 0.9750 01010 0 1.3625 1 1 0 0 1 0 0.9875 01001 1 1.3750 1 1 0 0 0 1 1.0000 01001 0 1.3875 1 1 0 0 0 0 1.0125 0 1 0 0 0 11.4000 10111 1 1.0250 01000 0 1.4125 10111 0 1.0375 00111 1 1.4250 10110 1 1.0500 00111 0 1.4375 10110 0 1.0625 00110 1 1.4500 10101 1 1.0750 00110 0 1.4625 10101 0 1.0875 00101 1 1.4750 10100 1 1.1000 00101 0 1.4875 10100 0 1.1125 00100 1 1.5000 10011 1 1.1250 00100 0 1.5125 10011 0 1.1375 00011 1 1.5250 10010 1 1.1500 00011 0 1.5375 10010 0 1.1625 00010 1 1.5500 10001 1 1.1750 00010 0 1.5625 10001 0 1.1875 00001 1 1.5750 10000 1 1.2000 00001 0 1.5875 10000 0 1.2125 00000 1 1.6000 01111 1 1.2250 00000 0 OFF |