| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS8218 Fiches technique(PDF) 114 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS8218 Fiches technique(HTML) 114 Page - ams AG |
|
114 / 123 page ![]() Data Sheet AS8218 / AS8228 Revision 3.0, 31-May-06 Page 114 of 123 9. Circuit Diagram IC1 AS8218 / AS8228 LCD kWh Vrms Irms 12 XTAL 3.3V D1 D3 D4 BAT VDD D I1N I2P I2N VDDA VSSA IO0 IO1 IO2 IO3 IO4 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 XOUT LBP0 LBP1 LBP2 LBP3 LSD0 LSD1 LSD2 LSD3 LSD4 LSD5 LSD6 C12 C13 3.3V R10 C8 CT1 C3 RSH C1 R4 R2 R1 C21 R13 C23 C22 L1 ZD1 3.3V VI VO GND IC3 NL LOAD VP VN I1P 1 2 3 48 47 46 LSD7 VSSD IO5 RES_N n.c. n.c. C14 3.3V R5 C4 R12 R11 D5 + C7 + D2 IC2 3.3V 3.3V 3.3V I/Os Examples only AS8228 only R3 C2 C5 R6 R7 C6 C18 C19 R9 R8 C10 C9 3.3V C11 C15 C16 C17 + VDDA VDDD C20 + |