| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6756D Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6756D Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 36 page ![]() Electrical specifications L6756D 14/36 Table 6. Voltage identification (VID) for Intel VR11.x mode HEX code VID[7:0] Output voltage HEX code VID[7:0] Output voltage HEX code VID[7:0] Output voltage HEX code VID[7:0] Output voltage 0 0 OFF 4 0 1.21250 8 0 0.81250 C 0 0.41250 0 1 OFF 4 1 1.20625 8 1 0.80625 C 1 0.40625 0 2 1.60000 4 2 1.20000 8 2 0.80000 C 2 0.40000 0 3 1.59375 4 3 1.19375 8 3 0.79375 C 3 0.39375 0 4 1.58750 4 4 1.18750 8 4 0.78750 C 4 0.38750 0 5 1.58125 4 5 1.18125 8 5 0.78125 C 5 0.38125 0 6 1.57500 4 6 1.17500 8 6 0.77500 C 6 0.37500 0 7 1.56875 4 7 1.16875 8 7 0.76875 C 7 0.36875 0 8 1.56250 4 8 1.16250 8 8 0.76250 C 8 0.36250 0 9 1.55625 4 9 1.15625 8 9 0.75625 C 9 0.35625 0 A 1.55000 4 A 1.15000 8 A 0.75000 C A 0.35000 0 B 1.54375 4 B 1.14375 8 B 0.74375 C B 0.34375 0 C 1.53750 4 C 1.13750 8 C 0.73750 C C 0.33750 0 D 1.53125 4 D 1.13125 8 D 0.73125 C D 0.33125 0 E 1.52500 4 E 1.12500 8 E 0.72500 C E 0.32500 0 F 1.51875 4 F 1.11875 8 F 0.71875 C F 0.31875 1 0 1.51250 5 0 1.11250 9 0 0.71250 D 0 0.31250 1 1 1.50625 5 1 1.10625 9 1 0.70625 D 1 0.30625 1 2 1.50000 5 2 1.10000 9 2 0.70000 D 2 0.30000 1 3 1.49375 5 3 1.09375 9 3 0.69375 D 3 0.29375 1 4 1.48750 5 4 1.08750 9 4 0.68750 D 4 0.28750 1 5 1.48125 5 5 1.08125 9 5 0.68125 D 5 0.28125 1 6 1.47500 5 6 1.07500 9 6 0.67500 D 6 0.27500 1 7 1.46875 5 7 1.06875 9 7 0.66875 D 7 0.26875 1 8 1.46250 5 8 1.06250 9 8 0.66250 D 8 0.26250 1 9 1.45625 5 9 1.05625 9 9 0.65625 D 9 0.25625 1 A 1.45000 5 A 1.05000 9 A 0.65000 D A 0.25000 1 B 1.44375 5 B 1.04375 9 B 0.64375 D B 0.24375 1 C 1.43750 5 C 1.03750 9 C 0.63750 D C 0.23750 1 D 1.43125 5 D 1.03125 9 D 0.63125 D D 0.23125 1 E 1.42500 5 E 1.02500 9 E 0.62500 D E 0.22500 1 F 1.41875 5 F 1.01875 9 F 0.61875 D F 0.21875 2 0 1.41250 6 0 1.01250 A 0 0.61250 E 0 0.21250 2 1 1.40625 6 1 1.00625 A 1 0.60625 E 1 0.20625 |