| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STLS2F01 Fiches technique(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLS2F01 Fiches technique(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 48 page ![]() Thermal characteristics STLS2F01 42/48 Table 22. Reflow temperature parameters Parameter Value Unit A 120 ~ 180 °C B 90 ~ 120 sec C 0.3 ~ 2.0 °C/sec D 235 ~ 245 °C E 85 ~ 105 sec F < 1.2 °C/sec F-1 < 1.0 °C/sec |