| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
R5F5651EDDFM Fiches technique(PDF) 76 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F5651EDDFM Fiches technique(HTML) 76 Page - Renesas Technology Corp |
|
76 / 188 page ![]() RX65N Group, RX651 Group 1. Overview R01DS0276EJ0240 Rev.2.40 Page 76 of 188 Oct 31, 2023 C6 P47 IRQ15- DS AN007 C7 PD2 D2[A2/D2] MTIOC4D/TIC2 MISOC-A/CRX0 QIO2-B/SDHI_D2- B/MMC_D2-B LCD_DA TA22-B*1 IRQ2 AN110 C8 PD5 D5[A5/D5] MTIC5W/ MTIOC8C/ POE10# SSLC1-A QSPCLK-B/ SDHI_CLK-B/ MMC_CLK-B LCD_DA TA19-B*1 IRQ5 AN113 C9 PE5 D13[A13/ D13]/D5[A5/ D5]*1 MTIOC4C/ MTIOC2B ET0_RX_CLK/ REF50CK0/ RSPCKB-B LCD_DA TA11-B*1 IRQ5 AN103 C10 PE4 D12[A12/ D12]/D4[A4/ D4]*1 MTIOC4D/ MTIOC1A/ PO28 ET0_ERXD2/ SSLB0-B LCD_DA TA12-B*1 AN102 D1 XCIN D2 XCOUT D3 MD/FINED D4 VBATT D5 P45 IRQ13- DS AN005 D6 P46 IRQ14- DS AN006 D7 PE6 D14[A14/ D14]/D6[A6/ D6]*1 MTIOC6C/TIC1 MOSIB-B SDHI_CD/ MMC_CD-B LCD_DA TA10-B*1 IRQ6 AN104 D8 PE7 D15[A15/ D15]/D7[A7/ D7]*1 MTIOC6A/ TOC1 MISOB-B SDHI_WP/ MMC_RES#-B LCD_DA TA9-B*1 IRQ7 AN105 D9 PA1 A1 MTIOC0B/ MTCLKC/ MTIOC7B/ TIOCB0/PO17 ET0_WOL/ SCK5/SSLA2-B LCD_DA TA7-B*1 IRQ11 D10 PA0 BC0#/A0 MTIOC4A/ MTIOC6D/ TIOCA0/PO16/ CACREF ET0_TX_EN/ RMII0_TXD_EN/ SSLA1-B LCD_DA TA8-B*1 E1 XTAL P37 E2 VSS E3 RES# E4 TRST# P34 MTIOC0A/ TMCI3/PO12/ POE10# ET0_LINKSTA/ SCK6/SCK0 IRQ4 E5 P41 IRQ9-DS AN001 E6 PA2 A2 MTIOC7A/ PO18 RXD5/SMISO5/ SSCL5/SSLA3-B LCD_DA TA6-B*1 E7 PA6 A6 MTIC5V/ MTCLKB/ TIOCA2/ TMCI3/PO22/ POE10# ET0_EXOUT/ CTS5#/RTS5#/ SS5#/MOSIA-B LCD_DA TA2-B*1 E8 PA4 A4 MTIC5U/ MTCLKA/ TIOCA1/ TMRI0/PO20 ET0_MDC/TXD5/ SMOSI5/SSDA5/ SSLA0-B LCD_DA TA4-B*1 IRQ5-DS E9 PA5 A5 MTIOC6B/ TIOCB1/PO21 ET0_LINKSTA/ RSPCKA-B LCD_DA TA3-B*1 E10 PA3 A3 MTIOC0D/ MTCLKD/ TIOCD0/ TCLKB/PO19 ET0_MDIO/ RXD5/SMISO5/ SSCL5 LCD_DA TA5-B*1 IRQ6-DS Table 1.9 List of Pin and Pin Functions (100-Pin TFLGA) (2/5) Pin Number Power Supply Clock System Control I/O Port Bus EXDMAC Timer Communication Memory Interface Camera Interface GLCDC Interrupt A/D D/A 100-Pin TFLGA (MTU, TPU, TMR, PPG, RTC, CMTW, POE, CAC) (ETHERC, SCI, RSPI, RIIC, CAN, USB) (QSPI, SDHI, SDSI, MMCIF) |