| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA108X Fiches technique(PDF) 106 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA108X Fiches technique(HTML) 106 Page - STMicroelectronics |
|
106 / 127 page ![]() Ball list STA108x, STA109x 106/127 DS13319 Rev 2 D10 GPIO17 PU GPIO Input GPIO Input D11 GPIO18 PU GPIO Input GPIO Input D12 GPIO3 PU GPIO Input GPIO Input D13 M3_CLK32KOUT - Output Output D14 M3_SXTALO - Output Output D15 M3_GPIO1 PD GPIO Input GPIO Input D16 M3_GPIO4 PD GPIO Input GPIO Input D17 DAC_VCOM - NA NA D18 DAC_OUT0R - Output Output D19 DAC_OUT1R - Output Output E1 SQI_SIO2 PU Input Input E2 GPIO6 PU GPIO Input GPIO Input E3 GPIO47 PU GPIO Input GPIO Input E4 GPIO48 PU GPIO Input GPIO Input E5 M3_GPIO10 PU GPIO Input GPIO Input E6 VDD_IO - NA NA E7 VDD_IO - NA NA E8 VDD_IO - NA NA E9 VDD - NA NA E10 VDD - NA NA E11 JTAGSEL PD Input Input E12 ADC2_VREFN - NA NA E13 VDD_IO_ON - NA NA E14 VDD_ON_VREG - NA NA E15 MIC_BIAS - NA NA E16 ADC2_AIN9 - Input Input E17 ADC2_AIN6 - Input Input E18 ADC2_AIN7 - Input Input E19 ADC2_AIN4 - Input Input F1 GPIO90 PU GPIO Input GPIO Input F2 GPIO91 PU GPIO Input GPIO Input F3 GPIO92 PU GPIO Input GPIO Input F4 GPIO93 PU GPIO Input GPIO Input F5 GPIO49 PU GPIO Input GPIO Input Table 56. STA109x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |