Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L9680 Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

No de pièce L9680
Description  Automotive advanced airbag for mid/high end applications and cut-off battery IC
PDF  286 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9680 Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button L9680 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L9680 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 286 page
background image
List of figures
L9680
12/286
DS11615 Rev 7
Figure 47. Watchdog timer refresh diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Figure 48. Algorithmic watchdog timer flow diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Figure 49. DC sensor interface block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Figure 50. Passenger inhibit logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Figure 51. Top level safing engine flow chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Figure 52. Safing engine – 32-bit message decoding flow chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Figure 53. Safing engine – 16-bit Message decoding flow chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Figure 54. Safing engine - Validate data flow chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Figure 55. Safing engine - Combine function flow chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Figure 56. Safing engine threshold comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Figure 57. Safing engine - Compare complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Figure 58. In-frame example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Figure 59. Out-of-frame example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Figure 60. Safing engine arming flow diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Figure 61. Safing engine diagnostic logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Figure 62. ARMx input/output control logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Figure 63. Pulse stretch timer example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Figure 64. Scrap SEED-KEY state diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Figure 65. Scrap ACL state diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Figure 66. Disposal PWM signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Figure 67. GPO driver and diagnostic block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Figure 68. GPO Over temperature logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Figure 69. ADC MUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Figure 70. ADC conversion time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Figure 71. Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Figure 72. SPI timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Figure 73. Deployment drivers diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Figure 74. TQFP100 (14x14x1.4 mm exp. pad down) package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More