| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L412C8I6TR Fiches technique(PDF) 66 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8I6TR Fiches technique(HTML) 66 Page - STMicroelectronics |
|
66 / 192 page ![]() Port B PB0 -- ---- -- PB1 - - QUADSPI_BK1 _IO1 - COMP1_OUT - - EVENTOUT PB2 LPUART1_RTS _DE - QUADSPI_BK1 _IO0 - - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB3 -- ---- - EVENTOUT PB4 -- ---- - EVENTOUT PB5 - TSC_G2_IO1 ---- - EVENTOUT PB6 - TSC_G2_IO2 ---- TIM16_BKIN EVENTOUT PB7 - TSC_G2_IO3 ---- TIM16_CH1N EVENTOUT PB8 - TSC_G2_IO4 ---- - EVENTOUT PB9 -- ---- TIM16_CH1 EVENTOUT PB10 - - ---- - EVENTOUT PB11 LPUART1_RX TSC_SYNC QUADSPI_CLK - COMP1_OUT - - EVENTOUT PB12 LPUART1_TX - QUADSPI_BK1 _NCS --- - EVENTOUT PB13 LPUART1_RTS _DE TSC_G1_IO1 ---- TIM15_BKIN EVENTOUT PB14 LPUART1_CTS TSC_G1_IO2 ---- TIM15_CH1N EVENTOUT PB15 - TSC_G1_IO3 ---- TIM15_CH1 EVENTOUT Table 16. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1 TSC CAN1 /QUADSPI -COMP1 - TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENOUT |