| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L412C8I6TR Fiches technique(PDF) 58 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8I6TR Fiches technique(HTML) 58 Page - STMicroelectronics |
|
58 / 192 page ![]() 16 16 F1 23 23 31 31 D6 VSS S - - - - 17 17 E1 24 24 32 32 E6 VDD S - - - - - - - 252533 33 H8 PB12 I/O FT - TIM1_BKIN, I2C2_SMBA, SPI2_NSS, USART3_CK, LPUART1_RTS_DE, TSC_G1_IO1, TIM15_BKIN, EVENTOUT - - - - 262634 34 G8 PB13 I/O FT_f - TIM1_CH1N, I2C2_SCL, SPI2_SCK, USART3_CTS, LPUART1_CTS, TSC_G1_IO2, TIM15_CH1N, EVENTOUT - - - - 272735 35 F8 PB14 I/O FT_f - TIM1_CH2N, I2C2_SDA, SPI2_MISO, USART3_RTS_DE, TSC_G1_IO3, TIM15_CH1, EVENTOUT - - - - 282836 36 F7 PB15 I/O FT - RTC_REFIN, TIM1_CH3N, SPI2_MOSI, TSC_G1_IO4, TIM15_CH2, EVENTOUT - - - - - - 37 37 F6 PC6 I/O FT - TSC_G4_IO1, EVENTOUT - - - - - - 38 38 E7 PC7 I/O FT - TSC_G4_IO2, EVENTOUT - - - - - - 39 39 E8 PC8 I/O FT - TSC_G4_IO3, EVENTOUT - - - - - - 40 40 D8 PC9 I/O FT - TSC_G4_IO4, USB_NOE, EVENTOUT - 18 18 D1 29 29 41 41 D7 PA8 I/O FT - MCO, TIM1_CH1, USART1_CK, LPTIM2_OUT, EVENTOUT - 19 19 C1 30 30 42 42 C7 PA9 I/O FT_f - TIM1_CH2, I2C1_SCL, USART1_TX, TIM15_BKIN, EVENTOUT - Table 14. STM32L412xx pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |