| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595QJ Fiches technique(PDF) 120 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Fiches technique(HTML) 120 Page - STMicroelectronics |
|
120 / 377 page ![]() 23 31 K3 42 Y10 P8 J5 R22 R5 23 32 K3 43 J5 PA7 I/O FT_fha - SRDSTOP, TIM1_CH1N, TIM3_CH2, TIM8_CH1N, I2C3_SCL, SPI1_MOSI(boot), USART3_TX, OCTOSPIM_P1_IO2, LPTIM2_CH2, TIM17_CH1, EVENTOUT OPAMP2 _VINM, ADC1_IN12, ADC2_IN12, ADC4_IN20, WKUP8 - - M3 - AC11 T8 L4 T23 R6 24 33 M3 44 L4 PC4 I/O FT_ha - I2C6_SMBA, USART3_TX, OCTOSPIM_P1_IO7, EVENTOUT COMP1 _INM2, ADC1_IN13, ADC2_IN13, ADC4_IN22 - - J3 - N7 N7 M4 P19 P6 25 34 J3 45 M4 PC5 I/O FT_at - TIM1_CH4N, SAI1_D3, PSSI_D15, USART3_RX, EVENTOUT COMP1 _INP1, ADC1_IN14, ADC2_IN14, ADC4_IN23, WKUP5, TAMP_IN4/T AMP_OUT5 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |