| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32U595QJ Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 377 page ![]() DS13633 Rev 1 9/377 STM32U59xxx List of tables 12 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Table 2. STM32U59xxx features and peripheral counts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 3. Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 0 . . . . . . . . . . 25 Table 4. Access status versus protection level and execution modes when TZEN = 1 . . . . . . . . . . 26 Table 5. Example of memory map security attribution versus SAU configuration regions . . . . . . . . 29 Table 6. Boot modes when TrustZone is disabled (TZEN = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 7. Boot modes when TrustZone is enabled (TZEN = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 8. Boot space versus RDP protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 9. STM32U59xxx modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 10. Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 11. GPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 12. GPDMA1 autonomous mode and wake-up in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 13. LPDMA1 channels implementation and usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Table 14. LPDMA1 autonomous mode and wake-up in low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Table 15. ADC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 16. Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 17. Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 18. MDF features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 19. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Table 20. I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Table 21. USART, UART and LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Table 22. SPI features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Table 23. SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Table 24. SDMMC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Table 25. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Table 27. Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Table 28. Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Table 29. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Table 30. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Table 31. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Table 32. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Table 33. Operating conditions at power-up/power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Table 34. Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Table 35. Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Table 36. Current consumption in Run mode on LDO, code with data processing running from flash memory, ICACHE ON in 1-way, prefetch ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Table 37. Current consumption in Run mode on SMPS, code with data processing running from flash memory, ICACHE ON in 1-way, prefetch ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Table 38. Current consumption in Run mode on SMPS, code with data processing running from flash memory, ICACHE ON in 1-way, prefetch ON, VDD = 3.0 V . . . . . . . . 191 Table 39. Static power consumption of flash memory banks when supplied by LDO or SMPS . . . . 192 Table 40. Typical current consumption in Run mode on LDO, with different codes running from flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Table 41. Typical current consumption in Run mode on SMPS, with different codes running from flash memory, ICACHE ON (1-way), prefetch ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Table 42. Typical current consumption in Run mode on LDO, with different codes running from flash memory in low-power mode, ICACHE ON (1-way), prefetch ON. . . . . . . . . . . 195 |