| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M5CAARCH-RM/D Fiches technique(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5CAARCH-RM/D Fiches technique(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
9 / 114 page ![]() 03 C5ENPA1-DS/D Rev 03 LIST OF FIGURES 1 C-5e Network Processor Block Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 Pin Locations (Top View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 Pin Locations (Bottom View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4 GMII/TBI Transmit and Receive Pin Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5 PROM Interface Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 PROM Interface Timing Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 7 Observe-Only Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 8 Cell Design That Can Be Used for Both Input and Output Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9 Bringup Clock Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 10 Package Cross Section View with Several Heat Sink Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 11 Package with Heat Sink Mounted to the Printed Circuit Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12 Test Loading Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 13 System Clock Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 14 DS1/DS3 Ethernet Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 15 10/100 Ethernet Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 16 Gigabit Ethernet and TBI Interface Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 17 OC-3 Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 18 OC-12 Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 19 PCI Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 20 MDIO Serial Interface Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 21 Low Speed Serial Interface Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 22 PROM Interface Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 23 Fabric Processor Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 24 BMU Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 25 TLU Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 26 QMU SRAM (Internal Mode) Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 27 QMU to Q-5 (External Mode) Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 28 C-5e Network Processor BGA Package Side View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 29 C-5e Network Processor BGA Package (Bottom View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 30 C-5e Network Processor BGA Package (Top View) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |