| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
68HC705SP7 Fiches technique(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
68HC705SP7 Fiches technique(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
9 / 230 page ![]() Table of Contents MC68HC705JJ7/MC68HC705JP7 — Rev. 3.0 General Release Specification Table of Contents 8.7.1.2 External Absolute Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 8.7.2 Ratiometric Voltage Readings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 8.7.2.1 Internal Ratiometric Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 8.7.2.2 External Ratiometric Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 8.8 Voltage Comparator Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 8.8.1 Voltage Comparator 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 8.8.2 Voltage Comparator 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 8.9 Current Source Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 8.10 Internal Temperature Sensing Diode Features. . . . . . . . . . . .134 8.11 Sample and Hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 8.12 Port B Interaction with Analog Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 8.13 Port B Pins As Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 8.14 Port B Pulldowns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 8.15 Noise Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Section 9. Simple Serial Interface 9.1 Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 9.2 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 9.3 SIOP Signal Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 9.3.1 Serial Clock (SCK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 9.3.2 Serial Data Input (SDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 9.3.3 Serial Data Output (SDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 9.4 SIOP Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 9.4.1 SIOP Control Register (SCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 9.4.2 SIOP Status Register (SSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 9.4.3 SIOP Data Register (SDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Section 10. Core Timer 10.1 Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 10.2 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 10.3 Core Timer Status and Control Register (CTSCR). . . . . . . . .149 10.4 Core Timer Counter Register (CTCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 10.5 COP Watchdog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |