| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LSM6DST Fiches technique(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSM6DST Fiches technique(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 180 page ![]() DocID033525 Rev 2 19/180 LSM6DST List of figures 180 List of figures Figure 1. Generic state machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 2. State machine in the LSM6DST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Figure 3. Pin connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 4. LSM6DST connection modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 5. SPI slave timing diagram (in mode 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 6. I²C slave timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 7. Read and write protocol (in mode 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Figure 8. SPI read protocol (in mode 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 9. Multiple byte SPI read protocol (2-byte example) (in mode 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 10. SPI write protocol (in mode 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 11. Multiple byte SPI write protocol (2-byte example) (in mode 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 12. SPI read protocol in 3-wire mode (in mode 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 13. I²C and I3C both active (INT1 pin not connected). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 14. Only I3C active (INT1 pin connected to VDD_IO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 15. Block diagram of filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 16. Accelerometer UI chain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 17. Accelerometer composite filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 18. Accelerometer chain with Mode 4 enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 19. Gyroscope digital chain - Mode 1 (UI/EIS) and Mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 20. Gyroscope digital chain - Mode 3 / Mode 4 (OIS/EIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 21. Auxiliary SPI full control (a) and enabling primary interface (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 22. OIS Primary interface full control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 23. LSM6DST electrical connections in Mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Figure 24. LSM6DST electrical connections in Mode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Figure 25. LSM6DST electrical connections in Mode 3 and Mode 4 (auxiliary 3/4-wire SPI) . . . . . . . 63 Figure 26. Accelerometer block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Figure 27. LGA-14L 2.5x3x0.86 mm package outline and mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Figure 28. Carrier tape information for LGA-14 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 29. LGA-14 package orientation in carrier tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Figure 30. Reel information for carrier tape of LGA-14 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 |