Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STC89LE53RC Fiches technique(PDF) 51 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Fiches technique(HTML) 51 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 51Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 52Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 53Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 54Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 55Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
51
在实际应用中应注意的问题如下。
(1)定时 / 计数器的实时性
定时 / 计数器启动计数后,当计满回 0 溢出向主机请求中断处理,由内部硬件自动进行。但从回 0 溢
出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟,且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而不同,
一般需延时 3 个机器周期以上,这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计,但对某些要求实
时性苛刻的场合,应采用补偿措施。
这种由中断响应引起的时间延时,对定时 / 计数器工作于方式 0 或 1 而言有两种含义:一是由于中断
响应延时而引起的实时处理的误差;二是如需多次且连续不间断地定时 / 计数,由于中断响应延时,则在
中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差,特别是用于定时就更明显。
例如选用定时方式 1 设置系统时钟,由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办法
以减少系统始终误差。所谓动态补偿,即在中断服务程序中对 THx、TLx 重新置计数初值时,应将 THx、TLx
从回 0 溢出又重新从 0 开始继续计数的值读出,并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考虑如下补偿方
法:
CLR
EA
; 禁止中断
MOV
A,TLx
;读 TLx 中已计数值
ADD
A,#LOW
;LOW 为原低字节计数初值
MOV
TLx,A
;设置低字节计数初值
MOV
A,#HIGH
;原高字节计数初值送 A
ADDC A,THx
;高字节计数初值补偿
MOV
THx,A
;置高字节计数初值
SETB EA
;开中断
(2 )动态读取运行中的计数值
在动态读取运行中的定时 / 计数器的计数值时,如果不加注意,就可能出错。这是因为不可能在同一
时刻同时读取 THx 和 TLx 中的计数值。比如,先读 TLx 后读 THx,因为定时 / 计数器处于运行状态,在读 TLx
时尚未产生向 THx 进位,而在读 THx 前已产生进位,这时读得的 THx 就不对了;同样,先读 THx 后读 TLx 也
可能出错。
一种可避免读错的方法是:先读 THx,后读 TLx,将两次读得的 THx 进行比较;若两次读得的值相等,
则可确定读的值是正确的,否则重复上述过程,重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程如下:
RDTM:   MOV  A,THx
;读取 THx 存 A 中
   MOV  R0,TLx
;读取 TLx 存 R0 中
   CJN E A ,THx ,RDTM
    ;比较两次 THx 值,若相等,则读得的值正
        ;确,程序往下执行,否则重读
  MOV  R1 ,A
     ;将 THx 存于 R1 中



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More