Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STC89LE53RC Fiches technique(PDF) 38 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Fiches technique(HTML) 38 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
38
; 扇区擦除,没有字节擦除,只有扇区擦除,512 字节 / 扇区, 每个扇区用得越少越方便
; 如果要对某个扇区进行擦除,而其中有些字节的内容需要保留,则需将其先读到单片机
; 内部的 RAM 中保存,再将该扇区擦除,然后将须保留的数据写回该扇区,所以每个扇区
; 中用的字节数越少越好,操作起来越灵活越快.
MOV
ISP_ADDRH, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH ;送扇区起始地址高字节
MOV
ISP_ADDRL, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_LOW  ;送扇区起始地址低字节
MOV
ISP_CONTR, #WAIT_TIME ;设置等待时间
ORL
ISP_CONTR, #10000000B ;允许 ISP/IAP
MOV
ISP_CMD,
#ISP_IAP_SECTOR_ERASE;送扇区擦除命令,命令不需改变时,不需重新送命令
     MOV
ISP_TRIG,
#46h
;先送 46h,再送 B9h 到 ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
     MOV
ISP_TRIG,
#0B9h      ;送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
;CPU 等待 IAP 动作完成后,才会继续执行程序.
     NOP
; 扇区擦除成功后,CPU 继续执行程序
;以下语句可不用, 只是出于安全考虑而已
MOV
ISP_CONTR, #00000000B      ;禁止 ISP/IAP 操作
MOV
ISP_CMD,
#00000000B      ;去除 ISP/IAP 命令
;MOV ISP_TRIG, #00000000B      ;防止 ISP/IAP 命令误触发
;MOV ISP_ADDRH, #0
;送地址高字节单元为 00,指向非 EEPROM 区
;MOV ISP_ADDRL, #0
;送地址低字节单元为 00,防止误操作
地址需要改变时
才需重新送地址
此两句可以合成一句, 并且只送一次就够了



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More