Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STC89LE53RC Fiches technique(PDF) 130 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Fiches technique(HTML) 130 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 126Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 127Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 128Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 129Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 130Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 131Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 132Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 133Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 134Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 130 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
130
     MOV   TMOD, #21H                ;T1 为自动重装模式
     MOV   TH1, #RELOAD_8BIT_DATA
     MOV   TL1, #RELOAD_8BIT_DATA
;    MOV   PCON, #80H               ;取消本行指令注释,波特率加倍。
    ;使以下两行有效,波特率快 12 倍,即波特率 = 4800*12=57600
     MOV   A, #01000000B             ;T1 以 1T 的速度计数,是普通 8051 的 12 倍
     ORL   AUXR, A
     SETB  TR1                       ;启动定时器 1 开始计数
     RET
;------------------------------------------------------------------------------
Initial_SPI:                        ;初始化 SPI
if MASTER_SLAVE == 0
    MOV   SPCTL,#11111100B          ;0FCH, 忽略 SS 脚, 设为主机
    ;SSIG=1: 忽略 SS 脚
    ;SPEN=1:允许 SPI 工作
    ;DORD=1:先传低位 LSB
    ;MSTR=1:设为主机
    ;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
    ;CPHA=1:数据由 SPICLK  前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI  模块在后跳变沿采样数据。
    ;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
else
    MOV   SPCTL,#01101100B          ;6CH, 设为从机, 由 SS 脚决定是否已被选中
    ;SSIG=0: 由 SS 脚决定主模式或从模式。
    ;SPEN=1:允许 SPI 工作
    ;DORD=1:先传低位 LSB
    ;MSTR=0:设为从机
    ;CPOL=1:SPI 空闲时 SPICLK = 1,前跳变沿是下降沿,后跳变沿是上升沿。
    ;CPHA=1:数据由 SPICLK  前跳变沿驱动到 SPI 口线,SPI  模块在后跳变沿采样数据。
    ;SPR1,SPR0 = 00:主模式时 SPI 时钟源选择为 fosc/4
endif
    MOV   SPSTAT,#11000000B         ;清 0 标志位 SPIF(SPSTAT.7), WCOL(SPSTAT.6)
                                    ;向该两个标志位写 "1" 会将它们清 0
    MOV   A, #00001000B
    ORL   AUXR, A                   ;令 ESPI(AUXR.3)=1,允许 SPIF(SPSTAT.7)产生中断
    SETB  EADC_SPI                  ;开 ADC 中断和 SPI 中断共享的总中断控制位
    RET
;------------------------------------------------------------------------------
RS232_Send_Byte:                    ;RS232 串口发送一个字节
    CLR   TI                        ;清零串口发送中断标志
    MOV   SBUF, A
RS232_Send_Wait:
    JNB   TI, RS232_Send_Wait       ;等待发送完毕, 未发送完毕跳回本行



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More