Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STC89LE53RC Fiches technique(PDF) 115 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Fiches technique(HTML) 115 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 111Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 112Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 113Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 114Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 115Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 116Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 117Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 118Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 119Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 115 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
115
对 SPI  进行配置
   下表  所示为主 / 从模式的配置以及模式的使用和传输方向。
    SPI 主从模式选择
作为从机时的额外注意事项
    当 CPHA = 0 时,SSIG 必须为 0,/SS 脚必须取反并且在每个连续的串行字节之间重新设置为高电
平。如果 SPDAT  寄存器在 /SS 有效(低电平)时执行写操作,那么将导致一个写冲突错误。
CPHA=0 且 SSIG=0 时的操作未定义。
   当 CPHA = 1 时,SSIG 可以置位。如果 SSIG = 0 ,/SS 脚可在连续传输之间保持低有效(即一直
固定为低电平)。这种方式有时适用于具有单固定主机和单从机驱动 MISO 数据线的系统。
作为主机时的额外注意事项
   在 SPI 中,传输总是由主机启动的。如果 SPI 使能(SPEN=1 )并选择作为主机,主机对 SPI 数
据寄存器的写操作将启动 SPI 时钟发生器和数据的传输。在数据写入 SPDAT 之后的半个到一个 SPI 位时
间后,数据将出现在 MOSI 脚。
   需要注意的是,主机可以通过将对应器件的 /SS 脚驱动为低电平实现与之通信。写入主机 SPDAT 寄
存器的数据从 MOSI 脚移出发送到从机的 MOSI 脚。同时从机 SPDAT 寄存器的数据从 MISO 脚移出发送到主
机的 MISO 脚。
  传输完一个字节后,SPI 时钟发生器停止,传输完成标志(SPIF )置位并产生一个中断(如果
SPI 中断使能)。主机和从机 CPU 的两个移位寄存器可以看作是一个 16  循环移位寄存器。当数据从主机
移位传送到从机的同时,数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中,主机和从机的数据相
互交换。
SPEN
SSIG
/SS 脚
P1.4
MSTR
主或从
模式
MISO
P1.6
MOSI
P1.5
SPICLK
P1.7
备注
0
X
P1.4
X
SPI 功能禁止
P1.6
P1.5
P1.7
SPI 禁止 。P1.4/P1.5/P1.6/P1.7作为普通 I/O口
使用
1
0
0
0
从机模式
输出
输入
输入
选择作为从机
1
0
1
0
从机模式
未被选中
高阻
输入
输入
未被选中。 MISO 为高阻状态, 以避免总线冲突
1
0
0
1—>0
从机模式
输出
输入
输入
P1.4/ SS 配置为输入或准双向口 。 SSIG 为 0。如
果择/SS 被驱动为低电平,则被选择作为从机 。
当 SS 变为低电平时, MSTR将清零 。
注 :当 /SS处于输入模式时 , 如被驱动为低电平
且 SSIG=0 时 ,MSTR 位自动清零 。
1
0
1
1
主 (空闲)
输入
高阻
高阻
当主机空闲时MOSI 和 SPICLK 为高阻态以避免总线
冲突。 用户必须将SPICLK 上拉或下拉(根
据 CPOL-SPCTL.3 的取值) 以避免SPICLK出现悬浮
状态。
主 (激活)
输出
输出
作为主机激活时 ,MOSI 和 SPICLK 为推挽输出
1
1
P1.4
0
从
输出
输入
输入
1
1
P1.4
1
主
输入
输出
输出



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More