Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STC89LE53RC Fiches technique(PDF) 109 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce STC89LE53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC Fiches technique(HTML) 109 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89LE53RC Datasheet HTML 105Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 106Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 107Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 108Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 109Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 110Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 111Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 112Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 113Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
109
内部数据 RAM 存储器
STC12C5410AD 系列单片机内部有 256 字节常规的 RAM,256 字节的扩展 RAM
器件的内部常规数据存储器由 3 部分组成:
1. 低 128 字节 RAM (00H ~7FH ),可直接和间接寻址, 用“MOV ”和“MOV @Ri ”
2.高 128 字节 RAM(80H~FFH),间接寻址,用“MOV @Ri”
3. 特殊功能寄存器(80H ~FFH ),只可直接寻址,  用“MOV ”
由于高 128 字节 RAM 和 SFR(特殊功能寄存器)占用相同的地址,因此高 128 字节 RAM 空间必须用间接寻址
(MOV @Ri )来区分。特殊功能寄存器(80H ~FFH ),只可直接寻址(用“MOV ”)来区分。尽管 RAM
和 SFR 的地址相同,但它们在物理上是独立的。
扩展数据 RAM
STC12C5410AD 系列有 256 字节的扩展 RAM,称其为 XRAM(附加 RAM),用“MOVX”寻址。
扩展的 256 字节 RAM (0000H ~00FFH ),通过 MOVX 指令间接寻址。
00FFH
0000H
FFH
80H
7FH
FFH
80H
扩展 RAM
256 字节
( 外部间接寻址 )
高 128 字节内部 RAM
( 间接寻址 )
低 128 字节内部 RAM
(间接 & 直接寻址)
特殊功能寄存器
( 直接寻址 )
(SFR )
附录 A:         内部数据 RAM 存储器
使用“MOVX  @DPTR” /  “MOVX  @Ri”
    00H
C 语言中,可使用 xdata 声明存储类型即可,如:
unsigned char xdata  i = 0;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More