| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VSC8658 Fiches technique(PDF) 81 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VSC8658 Fiches technique(HTML) 81 Page - Microsemi Corporation |
|
81 / 95 page ![]() Pin Descriptions VMDS-10242 VSC8658 Datasheet Revision 4.1 73 Figure 24 • Pin Diagram, Right Side, Top View 7.2 Pin Identifications This section contains the functional pin descriptions for the VSC8658 device. 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 TXVPA_3 TXVPB_3 TXVPC_3 TXVPD_3 TXVPA_2 TXVPB_2 TXVPC_2 TXVPD_2 TXVPA_1 TXVPB_1 TXVPC_1 TXVPD_1 A TXVNA_3 TXVNB_3 TXVNC_3 TXVND_3 TXVNA_2 TXVNB_2 TXVNC_2 TXVND_2 TXVNA_1 TXVNB_1 TXVNC_1 TXVND_1 VSS B VSS VSS VDD33 VDD33 VSS VDD12A VDD12A VDD33 NC VDD33 VSS VDD33 VSS C VSS VSS VDD33 VDD33 VSS VDD12A VDD12A VDD33 VDD33 VDD12A VSS TXVNA_0 TXVPA_0 D REF_FILT_A VDD12A TXVNB_0 TXVPB_0 E REF_REXT_A VDD33 TXVNC_0 TXVPC_0 F VDD33 NC TXVND_0 TXVPD_0 G VDD33 VDD33 CM ODE7 VSS H VDD33 CM ODE6 CM ODE5 CM ODE4 J VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 VSS CM ODE3 CM ODE2 CM ODE1 K VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 VSS CM ODE0 LED1_0 LED0_0 L VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 VDD33 VDD33 LED3_0 LED2_0 M VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 LED1_2 LED0_2 LED1_1 LED0_1 N VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 LED3_2 LED2_2 LED3_1 LED2_1 P VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 LED1_3 LED0_3 VDD33 VDD33 R VSS VSS VSS VSS VSS VDD12 LED3_3 LED2_3 GPIO14 GPIO15 T VDD12 VDD12 VDD12 VDD12 VDD12 VDD12 GPIO10 GPIO11 GPIO12 GPIO13 U GPIO6 / SIGDE T_6 GPIO7 / SIGDET_ 7 GPIO8 GPIO9 V GPIO2 / SIGDE T_2 GPIO3 / SIGDET_ 3 GPIO4 / SIGDE T_4 GPIO5 / SIGDET_ 5 W GPIO0 / SIGDE T_0 GPIO1 / SIGDET_ 1 VSS VSS Y VDD33 VSS MAC_TDP _0 MAC_TDN_0 AA VDD33 VDD12A MAC_RDP_0 MAC_RDN_0 AB VSS VDD12A VDD12A VSS VDD12A VDD12A VDD12A VSS VSS VSS VDD12A SER_DIP_0 SER_DIN_0 AC VDD33 VSS VSS VDD33 VSS VDD12A VDD33 VDD33 VSS VSS VSS SER_DOP_0 SER_DON_0 AD SER_DOP_3 SER_DIP_3 MAC_RDP_3 MAC_TDP_3 SER_DOP_2 SER_DIP_2 MAC_RDP_2 MAC_TDP_2 SER_DOP_1 SER_DIP_1 MAC_RDP_1 MAC_TDP_1 VSS AE SER_DON_3 SER_DIN_3 MAC_RDN_3 MAC_TDN_3 SER_DON_2 SER_DIN_2 MAC_RDN_2 MAC_TDN_2 SER_DON_1 SER_DIN_1 MAC_RDN_1 MAC_TDN_1 AF 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 |