| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VSC8658 Fiches technique(PDF) 8 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VSC8658 Fiches technique(HTML) 8 Page - Microsemi Corporation |
|
8 / 95 page ![]() VMDS-10242 VSC8658 Datasheet Revision 4.1 viii Table 55 GPIO Output, Address 16G (0x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 56 GPIO Input/Output Configuration, Address 17G (0x11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 57 100BASE-FX Control, Address 18G (0x12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 58 CMODE Configuration Pins and Device Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 59 Device Functions and Associated CMODE Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 60 CMODE Resistor Values and Resultant Bit Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Table 61 EEPROM Configuration Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Table 62 DC Characteristics for Pins Referenced to VDDIO at 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 63 DC Characteristics for Pins Referenced to VDDIO at 2.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Table 64 DC Characteristics for Pins Referenced to VDDIO at 1.8 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 65 DC Characteristics for Pins Referenced to VDD33 at 3.30 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Table 66 DC Characteristics for MAC_RDP/N_n and SER_DOP/N_n Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 67 DC Characteristics for MAC_TDP/N_n and SER_DIP/N_n Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 68 DC Characteristics for LED[3:0]_n Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 69 DC Characteristics for JTAG Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 70 Typical Current Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Table 71 Current Consumption in SerDes/SGMII to 1000BASE-X Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Table 72 Consumption in SerDes/SGMII to 100BASE-FX or SerDes Pass-Through Mode . . . . . . . . . . . . . 65 Table 73 AC Characteristics for REFCLK Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 74 AC Characteristics for REFCLK Input with 25 MHz Clock Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 75 AC Characteristics for the CLKOUT Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 76 AC Characteristics for the JTAG Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Table 77 AC Characteristics for the SMI Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Table 78 AC Characteristics for Device Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 79 AC Characteristics for Serial LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Table 80 Recommended Operating Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 81 Stress Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 82 SerDes MAC Interface Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 83 SerDes Media Interface Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 84 GPIO and SIGDET Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Table 85 Twisted Pair Interface Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Table 86 SMI Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Table 87 JTAG Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Table 88 Power Supply Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Table 89 Power Supply and Associated Function Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Table 90 Miscellaneous Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Table 91 Thermal Resistances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Table 92 Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 |