Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6500QL Fiches technique(PDF) 16 Page - 3M Electronics

No de pièce 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  3M [3M Electronics]
Site Internet  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Fiches technique(HTML) 16 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 12Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 13Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 14Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 15Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 16Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 17Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 18Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 19Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 20Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 46 page
background image
4
(Français)
FR
Fig. 5
Fig. 6
IMPORTANT : Une fois installé sur une cartouche 3MMC de série 6000, l’ensemble adaptateur 502 3MMC ne doit pas être enlevé ni réutilisé.
Le retrait ou la réutilisation de l’ensemble adaptateur peut entraîner des fuites, une surexposition, des problèmes de santé ou la mort.
Adaptateur pour filtre 603 3MMC et dispositif de fixation de filtre (pour filtres 5N11 et 5P71 3MMC)
1. Aligner l’encoche située sur le bord de l’adaptateur 603 avec la marque située sur le masque comme l’indique l’illustration (Fig. 7).
2. Faire tourner l’adaptateur de un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête. Pour retirer l’adaptateur, le
tourner de un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (Fig. 8).
3. Placer le filtre dans le dispositif de retenue 501, en plaçant le texte imprimé sur le filtre face à l’adaptateur 603. Enclencher ensemble et
s’assurer que le joint d’étanchéité du filtre est exempt de plis ou de jours (Fig. 9).
1
1
2
2
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Au Brésil, on peut utiliser le filtre 5935BR avec l’adaptateur pour filtre 603 et le dispositif de retenue de filtre 501 sur les respirateurs réutilisable à
demi-masque confort robuste 3MMC de série 6500QL - attache rapide.
Veuillez noter que le respirateur réutilisable à demi-masque confort robuste avec attache rapide 3MMC de série 6500QL
n’est pas encore homologué
pour être utilisé en mode adduction d’air.
DIRECTIVES D’AJUSTEMENT
W
MISE EN GARDE
Tout manquement à ces directives peut diminuer l’efficacité du respirateur, donner lieu à une exposition à certains contaminants dont la
concentration est supérieure à la limite d’exposition en milieu de travail (OEL) et
provoquer des problèmes de santé ou la mort.
• Pour maintenir un contact étroit entre le joint facial et le visage, le joint facial du respirateur ne doit jamais être obstrué. Ne pas utiliser
si on porte la barbe ou des poils ou si on présente toute autre condition susceptible d’empêcher un contact direct entre le joint facial du
respirateur et le visage.
Suivre ABSOLUMENT ces directives d’ajustement chaque fois qu’on utilise le respirateur.
Mise en place du respirateur
1.
Avant la mise en place initiale, s’assurer que l’attache rapide est fermée et que les courroies supérieures reposent dans les guides d’attache.
Régler la taille du harnais de tête de manière à obtenir un ajustement confortable.
2. Placer le respirateur sur le nez et la bouche, d’une main.
3. Amener le harnais sur le dessus de la tête à l’aide de l’autre main (Fig. 10). Placer les courroies inférieures sur la nuque puis les attacher (Fig. 11).
4. En commençant par les points d’ajustement supérieurs et en terminant par les points d’ajustement situés au niveau de la nuque, tirer les
extrémités des courroies pour régler l’ajustement (Fig 12 et 13). Ne pas trop serrer. On peut diminuer la tension des courroies en poussant sur
l’arrière des boucles.
5. Procéder à une vérification de l’ajustement par pression positive et/ou négative chaque fois qu’on utilise le respirateur.
Si on ne peut obtenir un
ajustement parfaitement étanche, NE PAS pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur.
IMPORTANT : Après la première mise en place de ce respirateur avec attache rapide 6500QL, une fois les courroies réglées à la longueur
appropriée, les mises en place subséquentes peuvent être effectuées peu importe si l’attache rapide est en position ouverte ou fermée
initialement. Pour enfiler le masque tandis que l’attache rapide est en position ouverte, suivre l’étape 3 ci-dessus, puis le relever jusqu’à
la position d’utilisation conformément à la procédure correspondante décrite dans la section « Utilisation de la coiffe rabattable à attache
rapide » des présentes directives d’utilisation. Procéder à une vérification de l’ajustement par pression positive et/ou négative chaque fois
qu’on utilise le respirateur.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46