Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6500QL Fiches technique(PDF) 15 Page - 3M Electronics

No de pièce 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  3M [3M Electronics]
Site Internet  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Fiches technique(HTML) 15 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 11Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 12Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 13Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 14Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 15Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 16Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 17Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 18Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 19Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 46 page
background image
3
(Français)
FR
MODE D’EMPLOI
Déballage
Inspecter le contenu de l’emballage pour s’assurer qu’aucun dommage n’est survenu pendant l’expédition et qu’il ne manque aucun composant
(Fig. 28). La marque « QL » sur l’attache signifie que ce demi-masque est un respirateur réutilisable à demi-masque confort robuste 3MMC de série
6500QL - attache rapide. Inspecter le produit avant chaque utilisation en suivant la procédure décrite dans la section « Inspection et entreposage »
des présentes directives d’utilisation.
Montage
Cartouche de Série 6000, Filtre 7093 et Ensemble cartouche et filtre 7093C 3MMC (Fig. 1 et 2)
1. Aligner l’encoche de la cartouche ou du filtre avec la patte rigide du raccord à baïonnette du masque et les enclencher en poussant.
2. Tourner la cartouche ou le filtre dans le sens des aiguilles d’une montre (d’environ un quart de tour) jusqu’à ce qu’elle/il soit bien inséré(e) et
qu’elle/il ne puisse tourner davantage.
3. Faire de même avec la seconde cartouche ou le second filtre.
Filtre 3MMC de série 2000 (Fig. 3)
1. Aligner l’ouverture du filtre avec le dispositif de fixation du filtre situé sur le masque et les enclencher en poussant.
2. Tourner le filtre dans le sens des aiguilles d’une montre (d’environ un quart de tour) jusqu’à ce qu’il soit bien inséré et qu’il ne puisse
tourner davantage.
3. Répéter avec le second filtre.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Filtres 5N11 et 5P71 3MMC
1. Placer le filtre dans le dispositif de retenue 501 3MMC, côté imprimé face à la cartouche.
2. Enfoncer la cartouche dans le dispositif de retenue de filtre. Elle devrait s’enclencher fermement dans le dispositif de retenue de filtre. Une fois
correctement installé, le filtre couvre entièrement la face de la cartouche (Fig. 4).
3. Pour remplacer le filtre, retirer le dispositif de retenue en soulevant la languette.
Fig. 4
Au Brésil, le filtre 5935BR est homologué par le NIOSH et le ministère du Travail du Brésil en tant que filtre N95 et en tant que filtre P3,
respectivement. On peut l’utiliser avec le dispositif de retenue de filtre 501 sur le Respirateur à demi-masque réutilisable robuste avec attache
rapide 3MMC de Série 6500QL.
Ensemble adaptateur 502 3MMC
1. Aligner l’adaptateur sur la cartouche. Enclencher l’encoche avant en appuyant l’avant de la cartouche contre l’adaptateur, en plaçant les pouces
sur le dessus de l’adaptateur et les doigts sous la cartouche (Fig. 5).
2. Enclencher l’encoche arrière de la même manière, en appuyant l’arrière de la cartouche contre l’adaptateur en plaçant les pouces et les doigts de
la même manière. Un déclic se fait entendre lorsque chaque languette est enclenchée (Fig. 6).
3. Insérer le filtre dans le dispositif de retenue de filtre de manière qu’il soit en contact uniforme avec le joint d’étanchéité. Faire tourner le filtre de un
quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien inséré et qu’il ne puisse tourner davantage. Répéter avec le second
filtre.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46