Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6500QL Fiches technique(PDF) 13 Page - 3M Electronics

No de pièce 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  3M [3M Electronics]
Site Internet  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Fiches technique(HTML) 13 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 9Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 10Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 11Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 12Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 13Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 14Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 15Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 16Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 17Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 46 page
background image
1
(Français)
FR
W
MISE EN GARDE
Ce respirateur protège contre certains contaminants en suspension dans l'air.
Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de
santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les Directives d'utilisation ou
communiquer avec 3M, aux États-Unis, au 1 800 243-4630. Au Canada, communiquer avec le Service technique au 1 800 267-4414.
AVANT-PROPOS
Ces directives d’utilisation fournissent uniquement des renseignements relatifs à l’usage des masques. On trouvera des renseignements importants
dans les directives d’utilisation fournies avec chaque système de filtration d’air utilisé avec les respirateurs réutilisables à demi-masque confort
robuste - attache rapide 6501QL, 6502QL et 6503QL 3MMC. Lire toutes les directives d’utilisation et mises en garde avant l’utilisation. Conserver ces
directives d’utilisation à titre de référence. Pour toute question au sujet de ces produits, communiquer avec le Service technique de 3M.
Aux États-Unis :
Site Web : www.3m.com/workersafety
Service technique : 1 800 243-4630
Au Canada :
Site Web : www.3M.ca/Safety
Service technique : 1 800 267-4414
Usage prévu
Les respirateur réutilisable à demi-masque confort robuste de série 6500QL - attache rapide 6501QL, 6502QL et 6503QL 3MMC sont conçus pour
offrir une protection respiratoire contre certains contaminants en suspension dans l’air lorsqu’on les utilise conformément à toutes les directives et
restrictions d’utilisation, ainsi qu’aux règlements applicables en matière de santé et de sécurité. Le respirateur réutilisable à demi-masque confort
robuste avec attache rapide 3MMC de série 6500QL
n’est pas encore homologué pour être utilisé en mode adduction d’air.
W
MISE EN GARDE
Les respirateurs sélectionnés, utilisés et entretenus convenablement offrent une protection contre certains contaminants en réduisant leur
concentration dans l’air sous la limite d’exposition en milieu de travail. Afin que ce produit protège l’utilisateur, il est essentiel de suivre
les directives et les règlements gouvernementaux qui régissent son utilisation, y compris de porter le système de protection respiratoire
complet pendant la durée complète de l’exposition.
Une mauvaise utilisation des respirateurs peut entraîner une surexposition aux
contaminants et provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l’utilisation adéquate de ce produit,
consulter son superviseur, lire les présentes Directives d’utilisation ou communiquer avec le Service technique de 3M.
Mises en garde et avertissements énoncés dans les présentes directives d’utilisation
W
MISE EN GARDE
Tout manquement à ces directives peut diminuer l’efficacité du respirateur, donner lieu à une exposition à certains contaminants dont la
concentration est supérieure à la limite d’exposition en milieu de travail (OEL) et
provoquer des problèmes de santé ou la mort.
• Pour maintenir un contact étroit entre le joint facial et le visage, le joint facial du respirateur ne doit jamais être obstrué. Ne pas utiliser
si on porte la barbe ou des poils ou si on présente toute autre condition susceptible d’empêcher un contact direct entre le joint facial du
respirateur et le visage.
• Ne pas nettoyer le respirateur avec des solvants. Le nettoyage du respirateur avec des solvants peut en réduire l’efficacité et
endommager certains de ses composants.
• Inspecter tous les composants du respirateur avant chaque utilisation afin de s’assurer qu’il est en bon état de marche.
• Ne pas modifier ni utiliser ce respirateur de façon abusive ou incorrecte.
W
AVERTISSEMENT
Le fait de ne pas mettre convenablement au rebut les cartouches, les filtres et les respirateurs usés et contaminés par des substances dangereuses
peut entraîner une exposition personnelle et des dommages environnementaux. La manipulation, le transport et la mise au rebut des cartouches,
des filtres et des respirateurs usés doivent être conformes à tous les règlements et lois fédéraux, d'état, provinciaux et municipaux applicables.
Avertissements et restrictions du NIOSH pour l’utilisation en mode de pression négative
Les restrictions ci-dessous peuvent s’appliquer.
A - Ne pas utiliser lorsque la concentration ambiante en oxygène est inférieure à 19,5%.
B - Ne pas utiliser si l’atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé.
C - Ne pas utiliser en présence de concentrations supérieures au taux établi par la réglementation.
H - Pour s’assurer de remplacer les cartouches et les boîtiers filtrants avant leur bris, suivre un horaire de remplacement établi des cartouches et
des boîtiers filtrants ou respecter l’indicateur de fin de durée utile.
Respirateur Réutilisable à Demi-masque Confort
Robuste de Série 6500QL - Attache Rapide
3
Directives d’utilisation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46