| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SH7041A Fiches technique(PDF) 59 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7041A Fiches technique(HTML) 59 Page - Renesas Technology Corp |
|
59 / 923 page ![]() 21 Table 1.3 Pin Arrangement by Mode for SH7040, SH7042 (TQFP-120 Pin) (cont) TQFP120 Pin No. MCU Mode PROM Mode 32 PB6/ IRQ4/A18/BACK NC 33 PB7/ IRQ5/A19/BREQ NC 34 PB8/ IRQ6/A20/WAIT NC 35 PB9/ IRQ7/A21/ADTRG NC 36 V SS V SS 37 PA14/ RD NC 38 WDTOVF NC 39 PA13/ WRH NC 40 V CC V CC 41 PA12/ WRL NC 42 V SS V SS 43 PA11/ CS1 NC 44 PA10/ CS0 NC 45 PA9/TCLKD/ IRQ3 NC 46 PA8/TCLKC/ IRQ2 NC 47 PA7/TCLKB/ CS3 NC 48 PA6/TCLKA/ CS2 NC 49 PA5/SCK1/ DREQ1/IRQ1 NC 50 PA4/TXD1 NC 51 PA3/RXD2 NC 52 PA2/SCK0/ DREQ0/IRQ0 NC 53 PA1/TXD0 NC 54 PA0/RXD0 NC 55 PD15/D15 NC 56 PD14/D14 NC 57 PD13/D13 NC 58 V SS V SS 59 PD12/D12 NC 60 NC NC 61 NC NC 62 PD11/D11 NC |