Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HM2459B Fiches technique(PDF) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

No de pièce HM2459B
Description  800 mA up to 40V Input Step-Down DC/DC Regulator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2459B Fiches technique(HTML) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM2459B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2459B Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
Page 13 of 14
Package Information
Package type:SOT23-6 Unit:mm(inch)
DIM
Millimeters
Inches
Min
Max
Min
Max
A
0.9
1.45
0.0354
0.0570
A1
0
0.15
0
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0511
B
0.2
0.5
0.0078
0.0196
C
0.09
0.26
0.0035
0.0102
D
2.7
3.10
0.1062
0.1220
E
2.2
3.2
0.0866
0.1181
E1
1.30
1.80
0.0511
0.0708
e
0.95REF
0.0374REF
e1
1.90REF
0.0748REF
L
0.10
0.60
0.0039
0.0236
a
0
0
0
30
0
0
0
30
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com