| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LCWMVSG.EC Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCWMVSG.EC Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 26 page ![]() Version 1.0 LCW MVSG.EC 2014-02-21 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Forward Voltage Groups 3) page 25 Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 25 Group Luminous Intensity 1) page 25 Luminous Intensity 1) page 25 Luminous Flux 6) page 25 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 25 Lichtstärke 1) Seite 25 Lichtstrom 6) Seite 25 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] AZ 1500 1800 5000 BX 1800 2100 5900 BY 2100 2400 6800 BZ 2400 2800 7800 CX 2800 3300 9200 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] Z4 2.70 2.90 44 2.90 3.10 86 3.10 3.40 |