Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWMVSG.EC Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWMVSG.EC
Description  Small size high-flux LED for slim designs
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWMVSG.EC Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWMVSG.EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
2014-02-21
2
Version 1.0
LCW MVSG.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous
Intensity 1) page 25
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur Lichtstärke
1) Seite 25
Bestellnummer
IF = 20 mA
[K]
IV [mcd]
LCW MVSG.EC-AZBZ-4U9X
2700
1500 ... 2800
Q65111A5621
LCW MVSG.EC-AZBZ-4R9T-1
3000
1500 ... 2800
Q65111A4583
LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1
4000
1800 ... 3300
Q65111A5622
LCW MVSG.EC-BXCX-4J8K-1
4500
1800 ... 3300
Q65111A5623
LCW MVSG.EC-BXCX-4F8G-1
5700
1800 ... 3300
Q65111A5624
LCW MVSG.EC-BXCX-4C8E-1
6500
1800 ... 3300
Q65111A5625
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 means that only one group BX, BY, BZ,
CX will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 means that only one forward voltage group 44,86,Z4 will be shippable. In order to ensure availability, single
forward voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BX, BY, BZ, CX enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LCW
MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW MVSG.EC-BXCX-4L8N-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 44,86,Z4 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26