| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LCWMVSG.EC Fiches technique(PDF) 17 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCWMVSG.EC Fiches technique(HTML) 17 Page - OSRAM GmbH |
|
17 / 26 page ![]() Version 1.0 LCW MVSG.EC 2014-02-21 17 Recommended Solder Pad 8) page 25 Reflow soldering Empfohlenes Lötpaddesign 8) Seite 25 Reflow-Löten Note: For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for ultra sonic cleaning. Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard- Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet. OHLPY978 Paddesign for improved heat dissipation Cu-area > 16 mm Cu-Fläche > 16 mm Wärmeableitung Padgeometrie für verbesserte Lötstopplack Solder resist 0.8 (0.031) 2.8 (0.110) 2 2 2.8 (0.110) 0.8 (0.031) |