| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F769II Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F769II Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 255 page ![]() DocID029041 Rev 4 7/255 STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx List of tables 10 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Table 2. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Table 3. Voltage regulator configuration mode versus device operating mode . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 4. Regulator ON/OFF and internal reset ON/OFF availability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 5. Voltage regulator modes in stop mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 6. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 7. I2C implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 8. USART implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 9. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 10. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx pin and ball definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Table 11. FMC pin definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Table 12. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx alternate function mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Table 13. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx register boundary addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Table 14. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Table 15. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 16. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 17. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Table 18. Limitations depending on the operating power supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 19. VCAP1/VCAP2 operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Table 20. Operating conditions at power-up / power-down (regulator ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Table 21. Operating conditions at power-up / power-down (regulator OFF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Table 22. Reset and power control block characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Table 23. Over-drive switching characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 24. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from ITCM RAM, regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 25. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Single bank mode, ART ON except prefetch / L1-cache ON) or SRAM on AXI (L1-cache ON), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 26. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Dual bank mode, ART ON except prefetch / L1-cache ON), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Table 27. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Single bank mode) or SRAM on AXI (L1-cache disabled), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 28. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Dual bank mode), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 29. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Single bank mode) on ITCM interface (ART disabled), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Table 30. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Dual bank mode) on ITCM interface (ART disabled), regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 31. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing running from Flash memory (Single bank mode, ART ON except prefetch / L1-cache ON) |