| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F767VG Fiches technique(PDF) 104 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F767VG Fiches technique(HTML) 104 Page - STMicroelectronics |
|
104 / 255 page ![]() Port I PI12 - - - - - - - - - - - - - - LCD_HS YNC EVEN TOUT PI13 - - - - - - - - - - - - - - LCD_VS YNC EVEN TOUT PI14 - - - - - - - - - - - - - - LCD_CL K EVEN TOUT PI15 - - - - - - - - - LCD_G2 - - - - LCD_R0 EVEN TOUT Port J PJ0 - - - - - - - - - LCD_R7 - - - - LCD_R1 EVEN TOUT PJ1 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R2 EVEN TOUT PJ2 - - - - - - - - - - - - - DSI_TE LCD_R3 EVEN TOUT PJ3 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R4 EVEN TOUT PJ4 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R5 EVEN TOUT PJ5 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R6 EVEN TOUT PJ6 - - - - - - - - - - - - - - LCD_R7 EVEN TOUT PJ7 - - - - - - - - - - - - - - LCD_G0 EVEN TOUT PJ8 - - - - - - - - - - - - - - LCD_G1 EVEN TOUT PJ9 - - - - - - - - - - - - - - LCD_G2 EVEN TOUT PJ10 - - - - - - - - - - - - - - LCD_G3 EVEN TOUT Table 12. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS I2C4/UA RT5/TIM 1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/DFSDM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/USART 1/CEC SPI1/I2S 1/SPI2/I2 S2/SPI3/ I2S3/SPI 4/5/6 SPI2/I2S 2/SPI3/I2 S3/SAI1/ I2C4/UA RT4/DF SDM1 SPI2/I2S 2/SPI3/I2 S3/SPI6/ USART1/ 2/3/UART 5/DFSDM 1/SPDIF SPI6/SAI 2/USART 6/UART4/ 5/7/8/OT G_FS/SP DIF CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/FMC/ LCD SAI2/QU ADSPI/S DMMC2/D FSDM1/O TG2_HS/ OTG1_FS /LCD I2C4/CAN 3/SDMM C2/ETH UART7/ FMC/SD MMC1/M DIOS/OT G2_FS DCMI/L CD/DSI LCD SYS |