| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F767VG Fiches technique(PDF) 87 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F767VG Fiches technique(HTML) 87 Page - STMicroelectronics |
|
87 / 255 page ![]() DocID029041 Rev 4 87/255 STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx Pinouts and pin description 105 - - F6 - - - - - - - VSS S - - - - - - F7 - - - - - - - VSS S - - - - - - F8 - - - - - - - VSS S - - - - - - F9 - - - - - - - VSS S - - - - - - F10 - - - - - - - VSS S - - - - - - G6 - - - - - - - VSS S - - - - - - G7 - - - - - - - VSS S - - - - - - G8 - - - - - - - VSS S - - - - - - G9 - - - - - - - VSS S - - - - - - G10 - - - - - - - VSS S - - - - - - H6 - - - - - - - VSS S - - - - - - H7 - - - - - - - VSS S - - - - - - H8 - - - - - - - VSS S - - - - - - H9 - - - - - - - VSS S - - - - - - H10 - - - - - - - VSS S - - - - - - J6 - - - - - - - VSS S - - - - - - J7 - - - - - - - VSS S - - - - - - J8 - - - - - - - VSS S - - - - - - J9 - - - - - - - VSS S - - - - - - J10 - - - - - - - VSS S - - - - - - K6 - - - - - - - VSS S - - - - - - K7 - - - - - - - VSS S - - - - - - K8 - - - - - - - VSS S - - - - - - K9 - - - - - - - VSS S - - - - - - K10 - - - - - - - VSS S - - - - Table 10. STM32F765xx, STM32F767xx, STM32F768Ax and STM32F769xx pin and ball definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx |