| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST7MC2S6-Auto Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7MC2S6-Auto Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 371 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Contents ST7MC1K2-Auto, ST7MC1K6-Auto, ST7MC2S4-Auto, ST7MC2S6-Auto 8/371 12.7 EMC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 12.7.1 Functional EMS (electro magnetic susceptibility) . . . . . . . . . . . . . . . . 325 12.7.2 Electro magnetic interference (EMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 12.7.3 Absolute maximum ratings (electrical sensitivity) . . . . . . . . . . . . . . . . 327 12.8 I/O port pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 12.8.1 General characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 12.8.2 Output driving current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 12.9 Control pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 12.9.1 Asynchronous RESET pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 12.9.2 ICCSEL/VPP pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 12.10 Timer peripheral characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 12.10.1 8-bit PWM-ART auto-reload timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 12.10.2 16-bit timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 12.11 Communication interface characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 12.11.1 SPI - serial peripheral interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 12.12 Motor control characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 12.12.1 Internal reference voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 12.12.2 Input stage (comparator + sampling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 12.12.3 Input stage (current feedback comparator and sampling) . . . . . . . . . . 344 12.13 Operational amplifier characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 12.14 10-bit ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 12.14.1 Analog power supply and reference pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 12.14.2 General PCB design guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 13 Package characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 13.1 ECOPACK® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 13.2 LQFP packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 13.2.1 LQFP44 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 13.2.2 LQFP32 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 13.2.3 Thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 13.2.4 Soldering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 14 ST7MCxxx-Auto device configuration and ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 14.1 Flash option bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 14.2 Device ordering information and transfer of customer code . . . . . . . . . . 358 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |