| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPC564L54x Fiches technique(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC564L54x Fiches technique(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 165 page ![]() B[13] PCR[29] SIUL — ALT0 GPI[29] — —— — 43 60 R10 LINFlexD_1 — — RXD PSMI[32]; PADSEL=0 ADC_1 — — AN[0](3) — B[14] PCR[30] SIUL — ALT0 GPI[30] — —— — 44 64 P11 eTimer_0 — — ETC[4] PSMI[7]; PADSEL=2 SIUL — — EIRQ[19] — ADC_1 — — AN[1](3) — B[15] PCR[31] SIUL — ALT0 GPI[31] — —— — — 62 R11 SIUL — — EIRQ[20] — ADC_1 — — AN[2](3) — Port C C[0] PCR[32] SIUL — ALT0 GPI[32] — —— — 45 66 R12 ADC_1 — — AN[3](3) — C[1] PCR[33] SIUL — ALT0 GPI[33] — —— — — 41 T4 ADC_0 — — AN[2](3) — C[2] PCR[34] SIUL — ALT0 GPI[34] — —— — — 45 U5 ADC_0 — — AN[3](3) — Table 8. Pin muxing (continued) Port name PCR Peripheral Alternate output function Output mux sel Input functions Input mux select Weak pull config during reset Pad speed(1) Pin # SRC = 1 SRC = 0 100 pkg 144 pkg 257 pkg |