Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L6751 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L6751
Description  Digitally controlled dual PWM for Intel VR12 and AMD SVI
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6751 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L6751 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6751 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 59 page
background image
Contents
L6751
2/59
Doc ID 023992 Rev 1
Contents
1
Typical application circuit and block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1
Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Pin description and connection diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
Thermal Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
Device configuration and pinstrapping tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1
JMode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.2
Programming HiZ level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5
Device description and operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6
Output voltage positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1
Multi-phase section - phase # programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2
Multi-phase section - current reading and current sharing loop . . . . . . . . 30
6.3
Multi-phase section - defining load-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.4
Single-phase section - disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.5
Single-phase section - current reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.6
Single-phase section - defining load-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.7
Dynamic VID transition support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.7.1
LSLESS startup and pre-bias output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.8
DVID optimization: REF/SREF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7
Output voltage monitoring and protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.1
Overvoltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7.2
Overcurrent and current monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7.2.1
Multi-phase section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59