| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STP16C596AM Fiches technique(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16C596AM Fiches technique(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 18 page ![]() STP16C596A 14/18 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.1 0.043 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.9 0.035 b 0.19 0.30 0.0075 0.0118 c 0.09 0.20 0.0035 0.0079 D 7.7 7.9 0.303 0.311 E 4.3 4.5 0.169 0.177 e 0.65 BSC 0.0256 BSC H 6.25 6.5 0.246 0.256 K0° 8° 0° 8° L 0.50 0.70 0.020 0.028 TSSOP24 MECHANICAL DATA 7047476B c H b A2 A E D 1 PIN 1 IDENTIFICATION A1 L K e |