| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STP16C596AM Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16C596AM Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 18 page ![]() STP16C596A 12/18 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.35 2.65 0.093 0.104 A1 0.1 0.30 0.004 0.012 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 15.20 15.60 0.598 0.614 E 7.4 7.6 0.291 0.299 e 1.27 0.050 H 10.00 10.65 0.394 0.419 h 0.25 0.75 0.010 0.030 L 0.4 1.27 0.016 0.050 k0° 8° 0° 8° ddd 0.100 0.004 SO-24 MECHANICAL DATA 0070769C |