| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PCI7621 Fiches technique(PDF) 12 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCI7621 Fiches technique(HTML) 12 Page - Texas Instruments |
|
12 / 298 page ![]() xii List of Illustrations Figure Title Page 2−1 PCI7621 GHK/ZHK-Package Terminal Diagram 2−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 PCI7421 GHK/ZHK-Package Terminal Diagram 2−2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 PCI7611 GHK/ZHK-Package Terminal Diagram 2−3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−4 PCI7411 GHK/ZHK-Package Terminal Diagram 2−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 PCI7x21/PCI7x11 System Block Diagram 3−1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 3-State Bidirectional Buffer 3−2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 PCI Reset Requirement 3−3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 Serial ROM Application 3−4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 SPKROUT Connection to Speaker Driver 3−9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Two Sample LED Circuits 3−10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Serial-Bus Start/Stop Conditions and Bit Transfers 3−12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 Serial-Bus Protocol Acknowledge 3−12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−9 Serial-Bus Protocol—Byte Write 3−12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−10 Serial-Bus Protocol—Byte Read 3−13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−11 EEPROM Interface Doubleword Data Collection 3−13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12 IRQ Implementation 3−19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−13 System Diagram Implementing CardBus Device Class Power Management 3−21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Signal Diagram of Suspend Function 3−23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 RI_OUT Functional Diagram 3−24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−16 Block Diagram of a Status/Enable Cell 3−27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−17 TP Cable Connections 3−30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−18 Typical Compliant DC Isolated Outer Shield Termination 3−30 . . . . . . . . . . . . . 3−19 Non-DC Isolated Outer Shield Termination 3−31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−20 Load Capacitance for the PCI7x21/PCI7x11 PHY 3−32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−21 Recommended Crystal and Capacitor Layout 3−32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−1 ExCA Register Access Through I/O 5−2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5−2 ExCA Register Access Through Memory 5−2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6−1 Accessing CardBus Socket Registers Through PCI Memory 6−1 . . . . . . . . . . 14−1 Test Load Diagram 14−5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |