Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RLZ Fiches technique(PDF) 4 Page - Nanjing International Group Co

No de pièce RLZ
Description  Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Site Internet  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

RLZ Fiches technique(HTML) 4 Page - Nanjing International Group Co

  RLZ Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co RLZ Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co RLZ Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co RLZ Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RLZ Series
Characteristics at Ta = 25 OC (VF = 1 V Max. at IF = 100 mA)
Zener Voltage
1)
Operating Resistance
Rising Operating Resistance
Reverse Current
VZ
at lZT
ZZT
at lZT
ZZK
at lZK
IR
at VR
Type
Min. (V)
Max. (V)
(mA)
Max. (Ω)
(mA)
Max. (Ω)
(mA)
Max. (µA)
(V)
RLZ33C
30.9
32.5
5
65
5
250
0.5
0.2
25
RLZ33D
31.49
33.11
5
65
5
250
0.5
0.2
25
RLZ36
34
38
5
75
5
250
0.5
0.2
27
RLZ36A
32.14
33.79
5
75
5
250
0.5
0.2
27
RLZ36B
32.79
34.49
5
75
5
250
0.5
0.2
27
RLZ36C
33.4
35.13
5
75
5
250
0.5
0.2
27
RLZ36D
34.01
35.77
5
75
5
250
0.5
0.2
27
RLZ39
37
41
5
85
5
250
0.5
0.2
30
RLZ39A
34.68
36.47
5
85
5
250
0.5
0.2
30
RLZ39B
35.36
37.19
5
85
5
250
0.5
0.2
30
RLZ39C
36
37.85
5
85
5
250
0.5
0.2
30
RLZ39D
36.63
38.52
5
85
5
250
0.5
0.2
30
1) Tested with pulses tp = 20 ms.
Ambient Temperature: Ta ( C)
O
0
25
100
150
0
100
200
300
400
500
200
Power Derating Curve



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com