Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RLZ Fiches technique(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

No de pièce RLZ
Description  Silicon Epitaxial Planar Zener Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Site Internet  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

RLZ Fiches technique(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  RLZ Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co RLZ Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co RLZ Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co RLZ Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
RLZ Series
Characteristics at Ta = 25 OC (VF = 1 V Max. at IF = 100 mA)
Zener Voltage
1)
Operating Resistance
Rising Operating Resistance
Reverse Current
VZ
at lZT
ZZT
at lZT
ZZK
at lZK
IR
at VR
Type
Min. (V)
Max. (V)
(mA)
Max. (Ω)
(mA)
Max. (Ω)
(mA)
Max. (µA)
(V)
RLZ13A
12.11
12.75
10
14
10
110
0.5
0.2
10
RLZ13B
12.55
13.21
10
14
10
110
0.5
0.2
10
RLZ13C
12.99
13.66
10
14
10
110
0.5
0.2
10
RLZ15
13.8
15.6
10
16
10
110
0.5
0.2
11
RLZ15A
13.44
14.13
10
16
10
110
0.5
0.2
11
RLZ15B
13.89
14.62
10
16
10
110
0.5
0.2
11
RLZ15C
14.35
15.09
10
16
10
110
0.5
0.2
11
RLZ16
15.3
17.1
10
18
10
150
0.5
0.2
12
RLZ16A
14.8
15.57
10
18
10
150
0.5
0.2
12
RLZ16B
15.25
16.04
10
18
10
150
0.5
0.2
12
RLZ16C
15.69
16.51
10
18
10
150
0.5
0.2
12
RLZ18
16.8
19.1
10
23
10
150
0.5
0.2
13
RLZ18A
16.22
17.06
10
23
10
150
0.5
0.2
13
RLZ18B
16.82
17.7
10
23
10
150
0.5
0.2
13
RLZ18C
17.42
18.33
10
23
10
150
0.5
0.2
13
RLZ20
18.8
21.2
10
28
10
200
0.5
0.2
15
RLZ20A
18.02
18.96
10
28
10
200
0.5
0.2
15
RLZ20B
18.63
19.59
10
28
10
200
0.5
0.2
15
RLZ20C
19.23
20.22
10
28
10
200
0.5
0.2
15
RLZ20D
19.72
20.72
10
28
10
200
0.5
0.2
15
RLZ22
20.8
23.3
5
30
5
200
0.5
0.2
17
RLZ22A
20.15
21.2
5
30
5
200
0.5
0.2
17
RLZ22B
20.64
21.71
5
30
5
200
0.5
0.2
17
RLZ22C
21.08
22.17
5
30
5
200
0.5
0.2
17
RLZ22D
21.52
22.63
5
30
5
200
0.5
0.2
17
RLZ24
22.8
25.6
5
35
5
200
0.5
0.2
19
RLZ24A
22.05
23.18
5
35
5
200
0.5
0.2
19
RLZ24B
22.61
23.77
5
35
5
200
0.5
0.2
19
RLZ24C
23.12
24.31
5
35
5
200
0.5
0.2
19
RLZ24D
23.63
24.85
5
35
5
200
0.5
0.2
19
RLZ27
25.1
28.9
5
45
5
250
0.5
0.2
21
RLZ27A
24.26
25.52
5
45
5
250
0.5
0.2
21
RLZ27B
24.97
26.26
5
45
5
250
0.5
0.2
21
RLZ27C
25.63
26.95
5
45
5
250
0.5
0.2
21
RLZ27D
26.29
27.64
5
45
5
250
0.5
0.2
21
RLZ30
28
32
5
55
5
250
0.5
0.2
23
RLZ30A
26.99
28.39
5
55
5
250
0.5
0.2
23
RLZ30B
27.70
29.13
5
55
5
250
0.5
0.2
23
RLZ30C
28.36
29.82
5
55
5
250
0.5
0.2
23
RLZ30D
29.02
30.51
5
55
5
250
0.5
0.2
23
RLZ33
31
35
5
65
5
250
0.5
0.2
25
RLZ33A
29.68
31.22
5
65
5
250
0.5
0.2
25
RLZ33B
30.32
31.88
5
65
5
250
0.5
0.2
25



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com