| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PEB2256HT Fiches technique(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PEB2256HT Fiches technique(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG |
|
3 / 490 page ![]() FALC56 V1.2 PEB 2256 Table of Contents Page Data Sheet 3 2002-08-27 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2 Logic Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.3 Typical Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1 Pin Diagram P-MQFP-80-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.2 Pin Diagram P-LBGA-81-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.3 Pin Definitions and Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3 Functional Description E1/T1/J1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.1 Functional Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.2 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.3 Functional Blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.3.1 Microprocessor Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.3.1.1 Mixed Byte/Word Access to the FIFOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.3.1.2 FIFO Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.3.1.3 Interrupt Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.3.2 Boundary Scan Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.3.3 Master Clocking Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4 Functional Description E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1 Receive Path in E1 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.1 Receive Line Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.2 Receive Short and Long-Haul Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.3 Receive Equalization Network (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1.4 Receive Line Attenuation Indication (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1.5 Receive Clock and Data Recovery (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1.6 Receive Line Coding (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.1.7 Receive Line Monitoring Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.1.8 Loss-of-Signal Detection (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 4.1.9 Receive Jitter Attenuator (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.1.10 Jitter Tolerance (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.1.11 Output Jitter (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.1.12 Framer/Synchronizer (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.1.13 Receive Elastic Buffer (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.1.14 Receive Signaling Controller (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.1.14.1 HDLC or LAPD access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.1.14.2 Support of Signaling System #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.1.14.3 Sa-Bit Access (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 4.1.14.4 Channel Associated Signaling CAS (E1, serial mode) . . . . . . . . . . . 76 4.1.14.5 Channel Associated Signaling CAS (E1, µP access mode) . . . . . . . 77 4.2 Framer Operating Modes (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.2.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 |