| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PEB2256HT Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PEB2256HT Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG |
|
6 / 490 page ![]() FALC56 V1.2 PEB 2256 Table of Contents Page Data Sheet 6 2002-08-27 5.2.7.1 Synchronization Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 5.2.8 Summary of Frame Conditions (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 5.3 Additional Receive Framer Functions (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.3.1 Error Performance Monitoring and Alarm Handling . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.3.2 Auto Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5.3.3 Error Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.3.4 Errored Second . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.3.5 One-Second Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.3.6 Clear Channel Capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.3.7 In-Band Loop Generation and Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.3.8 Transparent Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.3.9 Pulse-Density Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.4 Transmit Path in T1/J1 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.4.1 Transmitter (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.4.2 Transmit Line Interface (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.4.3 Transmit Jitter Attenuator (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5.4.4 Transmit Elastic Buffer (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5.4.5 Programmable Pulse Shaper and Line Build-Out (T1/J1) . . . . . . . . . . 159 5.4.6 Transmit Line Monitor (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5.4.7 Transmit Signaling Controller (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5.4.7.1 HDLC or LAPD access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5.4.7.2 Support of Signaling System #7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5.4.7.3 CAS Bit-Robbing (T1/J1, serial mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5.4.7.4 CAS Bit-Robbing (T1/J1, µP access mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5.4.7.5 Data Link Access in ESF/F24 and F72 Format (T1/J1) . . . . . . . . . . 162 5.4.7.6 Periodical Performance Report in ESF Format (T1/J1) . . . . . . . . . . 162 5.5 System Interface in T1/J1 Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.5.1 Receive System Interface (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.5.1.1 Receive Offset Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.5.2 Transmit System Interface (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5.5.2.1 Transmit Offset Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 5.5.3 Time Slot Assigner (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 5.6 Test Functions (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.6.1 Pseudo-Random Binary Sequence Generation and Monitor . . . . . . . . 182 5.6.2 Remote Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.6.3 Payload Loop-Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.6.4 Local Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 5.6.5 Single Channel Loop-Back (loop-back of time slots) . . . . . . . . . . . . . . 185 5.6.6 Alarm Simulation (T1/J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.6.7 Single Bit Defect Insertion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.7 J1-Feature Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 6 Operational Description E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 |