| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AXP221 Fiches technique(PDF) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP221 Fiches technique(HTML) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
45 / 52 page ![]() AXP221 PAGE 45 PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved. Datasheet Revision 1.2 10.2.42.REG8DH:PWREN 控制设置 2 默认值 :00H Bit 描述 R/W 默认值 7 DLDO1 是否受控于 PWREN 0:受控于 1:不受控于 RW 0 6 DLDO2 是否受控于 PWREN RW 0 5 DLDO3 是否受控于 PWREN RW 0 4 DLDO4 是否受控于 PWREN RW 0 3 ELDO1 是否受控于 PWREN RW 0 2 ELDO2 是否受控于 PWREN RW 0 1 ELDO3 是否受控于 PWREN RW 0 0 DC5LDO 是否受控于 PWREN RW 0 10.2.43.REG8FH: 过温关机等功能设置 默认值 :01H Bit 描述 R/W 默认值 7 IRQ PIN 触发开机或者唤醒功能设置 0:关闭 1:打开 RW 0 6 ACIN/VBUS In-short 功能设置 0:自动检测 1:受控于 REG8F_[5] RW 0 5 ACIN/VBUS 是否 In-short 设置 0:不处于 In-short 状态 1:处于 In-short 状态 RW 0 4 N_VBUSEN PIN 功能控制 0:输出管脚,作 DRIVEVBUS 功能(输出驱动外部 OTG 升压模块) 1:输入管脚,作为 N_VBUSEN 功能(输入控制 VBUS 通路) RW X 3 保留,不可更改 2 AXP221 内部过温关机功能设置 0: 不关机; 1: 关机 RW 0 1-0 保留,不可更改 RW 01 10.2.44.REG90H:GPIO0 功能设置 默认值 :07H Bit 描述 R/W 默认值 7 GPIO0 作为输入功能时,上升沿是否触发 IRQ 或者触发唤醒 0:不触发 1: 触发 RW 0 6 GPIO0 作为输入功能时,下降沿是否触发 IRQ 或者触发唤醒 0:不触发 1: 触发 RW 0 5-3 保留,不可更改 |