| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AXP221 Fiches technique(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP221 Fiches technique(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
20 / 52 page ![]() AXP221 PMIC Optimized For Multi-Core High-Performance System PAGE 20 Copyright © 2013 X-Powers Limited. All Rights Reserved. Datasheet Revision 1.2 9.1.4. 休眠和唤醒 (SleepandWakeup) 在开机的情况下,如果系统需要进入 Sleep 模式,并将其中某一路或几路电源输出关闭,则可由 REG31[3] 控制,决定是否由以下触发信号触发 wakeup: ■ ACIN插拔(REG40[6:5] 必须设置为 1) ■ VBUS插拔(REG40[3:2] 必须设置为 1) ■ PEK 长按键(REG42[0] 必须设置为 1) ■ PEK下降沿(REG44[5] 必须设置为 1) ■ 电池电量两级低电报警(REG43[1:0] 必须设置为 1) ■ GPIO[1:0] 作为通用输入功能时检测到上升下降沿(REG4C[1:0] 必须设置为 1,同时 REG90[7:6]、REF92[7:6] 也必须设置为 1) ■ 软件唤醒,即往 REG31[5] 写 1。 以上任意触发源都可以让 PMU 将各路输出电源电压恢复到默认状态,同时各路被关闭的电源依次按 照规定的上电时序进行恢复。 如下为 Sleep 和 Wakeup 模式下其控制流程: 将 REG31[3]写 1 打开唤醒 功能, PMU 记录 此时 REG10H、REG12H、REG13H 的设置 写 REG10H 、 REG12H 、 REG13H 寄存器,关闭相应 电源 Sleep 并等待唤醒源触发 唤醒源? 电源恢复至默认输出电压 值 Y N 9.1.5. 系统复位功能和输出监控功能(PWROK) AXP221 的 PWROK 可以作为应用系统的复位信号。在 AXP221 的开机过程中,PWROK 输出低电平,当各 |