| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AN1796 Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN1796 Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 17 page ![]() 13/17 FIELD UPDATES FOR FLASH BASED ST7 APPLICATIONS USING A PC COMM PORT sub a,#7 getdigitA: ret ;**************** interrupt vectors ******************* segment byte at: FFE4 'vector' ; I^2C dc.w $FDD0 segment byte at: FFE6 'vector' ; SCI dc.w $FDD4 segment byte at: FFEC 'vector' ; AVD dc.w $FDD8 segment byte at: FFEE 'vector' ; TIMER B dc.w $FDDC segment byte at: FFF0 'vector' ; MCC dc.w $FDE0 segment byte at: FFF2 'vector' ; TIMER A dc.w $FDE4 segment byte at: FFF4 'vector' ; SPI dc.w $FDE8 segment byte at: FFF6 'vector' ; CSS dc.w $FDEC segment byte at: FFF8 'vector' ; ei1 dc.w $FDF0 segment byte at: FFFA 'vector' ; ei0 dc.w $FDF4 segment byte at: FFFC 'vector' ; TRAP dc.w $FDF8 segment byte at: FFFE 'vector' ; RESET dc.w BANK0 end |