| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FC80960HD32SL2GL Fiches technique(PDF) 44 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC80960HD32SL2GL Fiches technique(HTML) 44 Page - Intel Corporation |
|
44 / 102 page ![]() 80960HA/HD/HT 38 Advance Information Datasheet 4.8 AC Timing Waveforms Figure 9. CLKIN Waveform Figure 10. Output Delay Waveform Figure 11. Output Delay Waveform 2.0 V 1.5 V 0.8 V TCF TCH TCL T TCR CLKIN Outputs: 1.5 V 1.5 V TOV1 Min Max TOH1 1.5 V 1.5 V A31:2, D31:0 write only, DP3:0 write only PCHK,BE3:0,W/R,D/C, SUP,ADS,DEN, LOCK,HOLDA,BREQ, BSTALL, CT3:0, FAIL,WAIT, BLAST CLKIN 1.5 V 1.5 V DT/R Min Max TOH2 1.5 V 1.5 V TOV2 |