| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS5247 Fiches technique(PDF) 28 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5247 Fiches technique(HTML) 28 Page - ams AG |
|
28 / 37 page ![]() AS5247 – 28 ams Datasheet: 2014-Jun-20 [v1-02] P a ck age Dra w ings & Mark ings The axis of the magnet must be aligned over the center of the package. Figure 38: Package Outline Drawing Note(s) and/or Footnote(s): Package Drawings & Markings Symbol Min Nom Max A 0.80 0.90 1.00 A1 0 0.01 0.05 A2 - 0.65 1.00 A3 0.20 REF L 0.30 0.40 0.50 L1 0.05 0.15 0.25 L2 0.05 0.10 0.15 Θ10º - 14º b 0.20 0.25 0.30 b1 0.10 0.15 0.20 D7.00 BSC E7.00 BSC Symbol Min Nom Max e0.50 BSC D1 6.75 BSC E1 6.75 BSC D2 4.20 4.30 4.40 E2 4.20 4.30 4.40 aaa - 0.15 - bbb - 0.10 - ccc - 0.10 - ddd - 0.05 - eee - 0.08 - fff - 0.10 - N40 Green RoHS |