Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOV196 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOV196
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOV196 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LOV196 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
LG V196, LO V196, LS V196, LY V196
2008-12-15
3
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
LG
LO, LS, LY
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 30 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 85
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
+ 95
°C
Durchlassstrom
Forward current
(
T
A=25°C)
I
F
30
mA
Stoßstrom
Surge current
t
≤ 10 μs, D = 0.005, T
A=25°C
I
FM
500
250
mA
Sperrspannung
3) Seite 14
Reverse voltage
3) page 14
(
T
A=25°C)
V
R
12
V
Leistungsaufnahme
Power consumption
(
T
A=25°C)
P
tot
80
mW
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung
4) Seite 14
Junction/ambient
4) page 14
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
R
th JA
R
th JS
580
360
K/W
K/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com