Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOV196 Fiches technique(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOV196
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOV196 Fiches technique(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LOV196 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
LG V196, LO V196, LS V196, LY V196
2008-12-15
7
Durchlassstrom
2) Seite 14
Forward Current
2) page 14
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 7) Seite 14
Relative Luminous Intensity
2) 7) page 14
I
V/IV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) Seite 14
Relative Luminous Intensity
2) page 14
I
V/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA
OHL00457
1.4
IF
VF
1.6
1.8
2.0
2.2
V 2.6
mA
10-1
100
101
102
10
10
10
0
-2
10-1
mA
1
10
I
F
2
I
V (20 mA)
I
100
V
101
OHL02789
yellow
orange
super-red
green
T
OHL02788
0
V (25 ˚C)
I
-40
˚C
j
I
V
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-20
0
20
40
60
100
orange
yellow
super-red
super-red
yellow
orange
green
green



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com