Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOV196 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOV196
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOV196 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOV196 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOV196 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2008-12-15
2
LG V196, LO V196, LS V196, LY V196
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LY V196-P1Q2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1
oder Q2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY V196-P1Q2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.:
LS V196-N2Q1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LY V196-P1Q2-26 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LY V196-P1Q2-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6
will be shippable (see page 5 for explanation). E.g. LS V196-N2Q1-1 means that the device will be shiped
within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 14
Luminous
Intensity
1) page 14
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 14
Luminous
Flux
2) page 14
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
!LO V196-P2R1-24
orange
56.0 …140.0
400 (typ.)
Q65110A3464
!LG V196-N1P2-24
green
28.0 … 71.0
200 (typ.)
Q65110A3462
!LS V196-N2Q1-1
super-red
35.5 … 90.0
250 (typ.)
Q65110A1847
!LY V196-P1Q2-26
yellow
45.0 …112.0
315 (typ.)
Q65110A3468
!Abgekündigt nach OS-PD-2008-016 - wird durch LT VH9G, LA VH9F und LR VH9Fersetzt werden.
LY V196 wird nicht ersetzt werden.
Obsolete acc. to OS-PD-2008-016 - will be replaced by LT VH9G, LA VH9F and LR VH9F.
No replacement for LY V196.
Letzte Bestellung / Last Order: 2009-06-30
Letzte Lieferung / Last Delivery: 2009-12-31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com